PART |
Description |
Maker |
19372K/1.6A 19372K2.5A 19372K/3.15A 19372K/1A 1937 |
KLEINSTSICHERUNG TRAEG 1.6A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 2.5A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 3.15A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 1A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 2A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 100MA KLEINSTSICHERUNG TRAEG 100mA KLEINSTSICHERUNG TRAEG 250MA KLEINSTSICHERUNG TRAEG 250mA KLEINSTSICHERUNG TRAEG 1.25A KLEINSTSICHERUNG TRAEG电流1.25A
|
Wickmann by Littelfuse Bivar, Inc.
|
193962A 1939650MA 19395160MA 19391.6A 193961.6A 19 |
KLEINSTSICHERUNG TRAEG 2A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 50MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 160MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 1.6A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 1.6A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 2.5A KLEINSTSICHERUNG FLINK 4A KLEINSTSICHERUNG FLINK 4A KLEINSTSICHERUNG FLINK 315MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 315MA KLEINSTSICHERUNG TRAEG 4A KLEINSTSICHERUNG TRAEG 4A KLEINSTSICHERUNG FLINK 1A
|
Linear Technology, Corp. PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
|
0259.375TX832 242.1 0259.062TX832 0242.160TX832A 2 |
Dual, Temperature-Controlled Resistors with Internally Calibrated Monitors and Password Protection KLEINSTSICHERUNG 160MA 8-/4-Channel, ±VREF Multirange Inputs, Serial 16-Bit ADCs 8-/4-/2-Channel, 12-Bit, Simultaneous-Sampling ADCs with ±10V, ±5V, and 0 to 5V Analog Input Ranges KLEINSTSICHERUNG 80MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 500M KLEINSTSICHERUNG 50MA KLEINSTSICHERUNG 200MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 750M KLEINSTSICHERUNG FLINK 125M KLEINSTSICHERUNG 100MA KLEINSTSICHERUNG 250MA Fuse KLEINSTSICHERUNG FLINK 375M KLEINSTSICHERUNG FLINK 3.75 KLEINSTSICHERUNG FLINK 62MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 62MA KLEINSTSICHERUNG FLINK 250M KLEINSTSICHERUNG FLINK 2.5 High interrupting rating
|
Littelfuse
|
0213001.TX832 02133.15TX832 02131.25TX832 021302.5 |
SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 1.0A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 3.15A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 1.25A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 2.5A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 1.6A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 4A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 2.0A 10ST SICHERUNG 5X20 TRAEG GLASROHR 2.0安培10ST
|
ITW Switches
|